| データシートサーチシステム |
|
LAN91C100FD データシート(PDF) 76 Page - SMSC Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAN91C100FD データシート(HTML) 76 Page - SMSC Corporation |
|
76 / 79 page ![]() FEAST Fast Ethernet Controller with Full Duplex Capability Rev. 10/14/2002 Page 76 SMSC DS – LAN91C100FD Rev. D PRELIMINARY Figure 9.11 - MII Interface PARAMETER MIN TYP MAX UNITS t27 TXD0-TXD3, TXEN100 Delay from TX25 Rising 0 15 ns t28 RXD0-RXD3, RX_DV, RX_ER Setup to RX25 Rising 10 ns t29 RXD0-RXD3, RX_DV, RX_ER Hold After RX25 Rising 10 ns t28 t28 t28 t27 t27 t29 t29 TXD0-TXD3 TXEN100 RXD0-RXD3 RX25 RX_DV RX_ER |