データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SKL22ASG データシート(PDF) 2 Page - Chip Integration Technology Corporation

部品番号 SKL22ASG
部品情報  2A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CITC [Chip Integration Technology Corporation]
ホームページ  http://www.citcorp.com.tw/english/index.php
Logo CITC - Chip Integration Technology Corporation

SKL22ASG データシート(HTML) 2 Page - Chip Integration Technology Corporation

  SKL22ASG Datasheet HTML 1Page - Chip Integration Technology Corporation SKL22ASG Datasheet HTML 2Page - Chip Integration Technology Corporation SKL22ASG Datasheet HTML 3Page - Chip Integration Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
■ Rating and characteristic curves
0.1
1.0
.01
10
50
FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
700
600
500
400
300
200
100
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
.1
.3
.5
.7
.9
1.1
1.3
1.5
3.0
.1
1.0
10
100
FIG.5 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
0
20
40
60
80
100
120
140
.01
O
T =125 C
J
O
T =25 C
J
O
T =25 C
J
AMBIENT TEMPERATURE,( C)
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
FIG.2-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,(%)
FIG.3-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
0
40
20
60
100
80
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
O
T =25 C
J
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
SKL22AS THRU SKL220AS
2A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Document ID : DS-12KHC
Revised Date : 2017/03/15
Revision : C2



Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com