データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FESD5VM データシート(PDF) 2 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

部品番号 FESD5VM
部品情報  High Current ESD Protection
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FUTUREWAFER [FutureWafer Tech Co.,Ltd]
ホームページ  http://futurewafer.com.tw/
Logo FUTUREWAFER - FutureWafer Tech Co.,Ltd

FESD5VM データシート(HTML) 2 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

  FESD5VM Datasheet HTML 1Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FESD5VM Datasheet HTML 2Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FESD5VM Datasheet HTML 3Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Rating and characteristic curve
Parameter
Symbol
Condition
min
max
Units
Reverse Stand-off Voltage
VRWM
5
V
Reverse Breakdown Voltage
VBR(min)
IZ=1mA Pin to Pin
6
V
Reverse Leakage Current
IR(max)
@VRWM
10
uA
Forward Voltage
VF(max)
IF=15mA
1.15
V
Clamping Voltage
VC
IPP=1A tp=8/20us
9.8
V
Peak Pulse Current
IPP
tp=8/20us
5
A
Junction Capacitance
C I/O
Pin capacitance to
GND.Vdc=0V,f=1MHZ
150
pf
FIGURE 1
Power Derating Curve
FESD5VM
High Current ESD Protection
Electrical Characteristics
E1402D3E-STD-FW-001
Futurewafer Tech Co., Ltd



Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com