データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MSP34X1G データシート(PDF) 48 Page - Micronas

部品番号 MSP34X1G
部品情報  Multistandard Sound Processor Family with Virtual Dolby Surround
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICRONAS [Micronas]
ホームページ  http://www.micronas.com
Logo MICRONAS - Micronas

MSP34X1G データシート(HTML) 48 Page - Micronas

Back Button MSP34X1G Datasheet HTML 44Page - Micronas MSP34X1G Datasheet HTML 45Page - Micronas MSP34X1G Datasheet HTML 46Page - Micronas MSP34X1G Datasheet HTML 47Page - Micronas MSP34X1G Datasheet HTML 48Page - Micronas MSP34X1G Datasheet HTML 49Page - Micronas MSP34X1G Datasheet HTML 50Page - Micronas MSP34X1G Datasheet HTML 51Page - Micronas MSP34X1G Datasheet HTML 52Page - Micronas Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 104 page
background image
MSP 34x1G
PRELIMINARY DATA SHEET
48
Micronas
4. Specifications
4.1. Outline Dimensions
Fig. 4–1:
68-Pin Plastic Leaded Chip Carrier Package (not intended for new designs)
(PLCC68)
Weight approximately 4.8 g
Dimensions in mm
Fig. 4–2:
64-Pin Plastic Shrink Dual-Inline Package
(PSDIP64)
Weight approximately 9.0 g
Dimensions in mm
Fig. 4–3:
52-Pin Plastic Shrink Dual-Inline Package
(PSDIP52)
Weight approximately 5.5 g
Dimensions in mm
4.75 ±0.15
25.14 0.12
±
x 45
°
1.1
1.2 x 45
°
43
27
26
10
61
9
44
60
1
0.1
1.27
SPGS704000-1(P68)/1E
2
9
9
2
7.5
7.5
4.05 ±0.1
1.9 ±0.05
24.2
0.1
±
16 x 1.27 = 20.32
0.1
±
132
33
64
57.7 ±0.1
1.778
1 ±0.05
31 x 1.778 = 55.1 ±0.1
0.48 ±0.06
20.3 ±0.5
0.28 ±0.06
18 ±0.05
19.3 ±0.1
SPGS703000-1(P64)/1E
126
27
52
47.0 ±0.1
1.778
1 ±0.05
25 x 1.778 = 44.4 ±0.1
0.48 ±0.06
SPGS703000-1(P52)/1E
16.3 ±1
0.28 ±0.06
14 ±0.1
15.6 ±0.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com