| データシートサーチシステム |
|
TLE4484 データシート(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLE4484 データシート(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG |
|
5 / 11 page ![]() Data Sheet Rev. 1.0 5 2000-08-04 TLE 4484 Note: In the operating range, the functions given in the circuit description are fulfilled. Operating Range Parameter Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Output Q5 input voltage V I1 6.5 45 V – Output Q15 input voltage V I1 16.5 45 V – Junction temperature T j – 40 150 °C– Thermal Resistances Junction ambient R th,j-a – 165 K/W zero airflow, zero heat sink area |