データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

U4089B データシート(PDF) 2 Page - ATMEL Corporation

部品番号 U4089B
部品情報  MONOLITHIC INTEGRATED FEATUREPHONE CIRCUIT
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

U4089B データシート(HTML) 2 Page - ATMEL Corporation

  U4089B Datasheet HTML 1Page - ATMEL Corporation U4089B Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation U4089B Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation U4089B Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation U4089B Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation U4089B Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation U4089B Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation U4089B Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation U4089B Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2
U4089B-M
4570A–CORD–04/03
Figure 2. Block Diagram
Acoustical
feedback
suppression
control
27
26
29
28
25
MIC
4
3
1
TX
ACL
41
SACL
11
21
Transmit
mute
control
23
TXA
AGA
control
R-
attenuation
Current
supply
Power
supply
13
10
9
6
30
7
32
44
Supply
24
22
39
40
36
42
MIC1
MIC2
DTMF
TTXA
INLDR
INLDT
TLDR
TLDT
ATAFS
SAO
TSACL
SAI
GSA
MUTX
RECO
GR
STI
RECIN
V
L
STO
GT
AGA IND
SENSE
V
B
V
MP
I
REF
GND
V
M
600
W
900
W
20
IMPSEL
Impedance
control
31
8
33



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com