データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LOE63B データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LOE63B
部品情報  Signal and Symbol Luminary
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOE63B データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LOE63B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOE63B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOE63B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOE63B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOE63B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOE63B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOE63B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOE63B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOE63B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2016-06-02
2
Version 1.1
LO E63B
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Partial Flux 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Partieller Lichtfluss 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 50 mA
EV [lux]
LO E63B-DAEB-24-1
4500 ... 11200
Q65110A2338
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LO E63B-DAEB-24-1 means that
only one group DA, DB, EA, EB will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LO E63B-DAEB-24-1 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LO E63B-DAEB-24-1
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any one reel. E. g. LO E63B-DAEB-24-1 means that only one forward voltage group 3, 4 will be shippable. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LO E63B-DAEB-24-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen DA, DB, EA, EB enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LO E63B-DAEB-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten ist (siehe Seite 5). LO E63B-DAEB-24-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LO E63B-DAEB-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird.
Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3, 4 enthalten (siehe Seite 5für nähere Informationen). Um die
Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21