| データシートサーチシステム |
|
LEBRQ7WM データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEBRQ7WM データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 18 page ![]() Version 1.2 LE BR Q7WM 2017-07-25 5 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Emissionsfarbe Color of Emission Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 1) Seite 18 Luminous Flux 1) page 18 Φ V (lm) Strahlfluss 1) Seite 18 Radiant Flux 1) page 18 Φ e (mW) blue SI TG TH TI 240 ... 280 280 ... 330 330 ... 390 390 ... 450 red JX JY JZ 45 ... 52 52 ... 61 61 ... 71 Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 18 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 18 Gruppe Group blue red Einheit Unit min. max. min. max. 2 610 616 nm 3 616 622 nm 4 460 465 nm 5 465 470 nm Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: 1T-C+HZ-2 Example: 1T-C+HZ-2 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength blue red TH 4 HY 2 Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection. |