| データシートサーチシステム |
|
LECGP2A データシート(PDF) 15 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LECGP2A データシート(HTML) 15 Page - OSRAM GmbH |
|
15 / 22 page ![]() Version 1.2 LE CG P2A 2017-01-23 15 Anm.: Das Gehäuse ist für alle Arten einer nasschemischen Reinigung oder Ultraschallreinigung nicht geeignet. Data Matrix Code Description Data Matrix Code Beschreibung Electrical Internal Circuit Internes Elektrisches Schaltbild The Data Matrix Code bin information is Laser marked during testing Content: aaaa@bbbb@ccc@ddddd@eeeee Data Matrix Code Type: ECC200 a = Luminous Flux (Phiv) [lm] or Radiant Flux (Phie) [W] (example: 3306) b = Forward Voltage (Vf ) [V] (example: 3.46) c = Wavelength (Ldom) [nm] (example: 618) d = Color Coordinate Cx (example: 0.321) e = Color Coordinate Cy (example: 0.641) @: Seperator = Blank Die Bin -Information auf dem Datamatrix Code wird während des Testens geschrieben Inhalt: aaaa@bbbb@ccc@ddddd@eeeee Data Matrix Code Typ: ECC200 a = Lichtstrom (Phiv) [lm] oder Strahlleistung (Phie) [W] (Beispiel: 3306) b = Vorwärtsspannung (Vf ) [V] (Beispiel: 3.46) c = Wellenlänge (Ldom) [nm] (Beispiel: 618) d = Farbkoordinate Cx (Beispiel: 0.321) d = Farbkoordinate Cy (Beispiel: 0.641) @: Platzhalter = Leerzeichen |