| データシートサーチシステム |
|
CHDELSS1.22 データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CHDELSS1.22 データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2017-08-03 2 Version 1.2 CH DELSS1.22 Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 20 mA IV [mcd] CH DELSS1.22-S1T2-35 180 ... 450 Q65112A1192 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. CH DELSS1.22-S1T2-35 means that only one group S1, S2, T1, T2 will be shippable for any packing unit. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. CH DELSS1.22-S1T2-35 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen S1, S2, T1, T2 enhalten ist. |