データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AFF150AS33 データシート(PDF) 2 Page - Power Semiconductors

部品番号 AFF150AS33
部品情報  FAST RECOVERY DIODE
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  POSEICO [Power Semiconductors]
ホームページ  http://www.poseico.com
Logo POSEICO - Power Semiconductors

AFF150AS33 データシート(HTML) 2 Page - Power Semiconductors

  AFF150AS33 Datasheet HTML 1Page - Power Semiconductors AFF150AS33 Datasheet HTML 2Page - Power Semiconductors AFF150AS33 Datasheet HTML 3Page - Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Thermal impedance FAST DIODE MODULE
FINAL SPECIFICATION
apr 17 - ISSUE : 1
SWITCHING CHARACTERISTICS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
100
200
300
400
di/dt [A/µs]
REVERSE RECOVERY CHARGE
Tj = 125 °C
200 A
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
100
200
300
400
di/dt [A/µs]
REVERSE RECOVERY CURRENT
Tj = 125 °C
200 A
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
200
400
600
800
1000
1200
di/dt [A/µs]
FORWARD RECOVERY VOLTAGE
IF
VFR
VF
ta
ta = Irr / (di/dt)
tb = trr - ta
Softness (s factor) s = tb / ta
Energy dissipation during recovery Er = Vr · (Qrr - Irr ·ta / 2
)
Irr
Vr
tb
IF
d i/d t
Tj =125 °C



Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com