データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PE19XP5010 データシート(PDF) 6 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

部品番号 PE19XP5010
部品情報  Phase Locked Oscillators Technical Data Sheet
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
ホームページ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE19XP5010 データシート(HTML) 6 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE19XP5010 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE19XP5010 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE19XP5010 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE19XP5010 Datasheet HTML 4Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE19XP5010 Datasheet HTML 5Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE19XP5010 Datasheet HTML 6Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE19XP5010 Datasheet HTML 7Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
6
PE19XP5010 REV 1.1
Surface Mount (SMT) 1,000 MHz Phase Locked Oscillator, 100 MHz
External Ref., Phase Noise -110 dBc/Hz, 0.9 inch Package
PE19XP5010 CAD Drawing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com