| データシートサーチシステム |
|
LRY8SF データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LRY8SF データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 21 page ![]() Version 1.2 LR Y8SF 2014-10-16 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 20 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 20 Group Luminous Intensity 1) page 20 Luminous Intensity 1) page 20 Luminous Flux 7) page 20 Gruppe Lichtstärke 1) Seite 20 Lichtstärke 1) Seite 20 Lichtstrom 7) Seite 20 (min.) I v [mcd] (max.) I v [mcd] (typ.) Φ V [mlm] U1 450 560 1500 U2 560 710 1900 V1 710 900 2400 V2 900 1120 3000 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group red Gruppe (min.) λ dom [nm] (max.) λ dom [nm] 1 620 630 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |