データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LTTTSD データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LTTTSD
部品情報  Automotive Interior Lighting
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTTTSD データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LTTTSD Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTTTSD Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTTTSD Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTTTSD Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTTTSD Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTTTSD Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTTTSD Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTTTSD Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTTTSD Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2016-02-01
2
Version 1.3
LT TTSD
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 10 mA
IV [mcd]
LT TTSD-U1V2-36-W6G6
450 ... 1120
Q65112A0124
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LT TTSD-U1V2-36-W6G6 means
that only one group U1, U2, V1, V2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LT TTSD-U1V2-36-W6G6 means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LT
TTSD-U1V2-36-W6G6 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LT TTSD-U1V2-36-W6G6 means that only one forward voltage group 46,A6,G6,W6 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LT TTSD-U1V2-36-W6G6
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen U1, U2, V1, V2 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LT TTSD-U1V2-36-W6G6 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LT TTSD-U1V2-36-W6G6 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LT
TTSD-U1V2-36-W6G6
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
46,A6,G6,W6 enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22