データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LYA676-R1T1-26 データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LYA676-R1T1-26
部品情報  Optical Indicator
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYA676-R1T1-26 データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
Version 1.2
LY A676
2016-10-04
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups
3) page 19
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19
Group
Luminous Intensity 1) page 19
Luminous Intensity 1) page 19
Luminous Flux 7) page 19
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstrom 7) Seite 19
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
R1
112
140
380
R2
140
180
480
S1
180
224
605
S2
224
280
755
T1
280
355
955
Group
yellow
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
2
580
583
3
583
586
4
586
589
5
589
592
6
592
595
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20