| データシートサーチシステム |
|
BYW80FP-200 データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BYW80FP-200 データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 7 page ![]() BYW80F/FP-200 6/7 PACKAGE MECHANICAL DATA ISOWATT220AC (JEDEC outline) PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220FPAC REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 B 2.50 2.70 0.098 0.106 D 2.40 2.75 0.094 0.108 E 0.40 0.70 0.016 0.028 F 0.75 1.00 0.030 0.039 F1 1.15 1.70 0.045 0.067 G 4.95 5.20 0.195 0.205 H 10.00 10.40 0.394 0.409 L2 16.00 typ. 0.63 typ. L3 28.60 30.60 1.125 1.205 L6 15.90 16.40 0.626 0.646 L7 9.00 9.30 0.354 0.366 Diam 3.00 3.20 0.118 0.126 F G F1 H D E A B L7 L2 L6 L3 H L3 L2 L4 L6 G G1 F F1 D E L7 A B Dia L5 REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.4 4.6 0.173 0.181 B 2.5 2.7 0.098 0.106 D 2.5 2.75 0.098 0.108 E 0.45 0.70 0.018 0.027 F 0.75 1 0.030 0.039 F1 1.15 1.70 0.045 0.067 G 4.95 5.20 0.195 0.205 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H 10 10.4 0.393 0.409 L2 16 Typ. 0.63 Typ. L3 28.6 30.6 1.126 1.205 L4 9.8 10.6 0.386 0.417 L5 2.9 3.6 0.114 0.142 L6 15.9 16.4 0.626 0.646 L7 9.00 9.30 0.354 0.366 Dia. 3.00 3.20 0.118 0.126 |