| データシートサーチシステム |
|
M24C01-RMB3T/G データシート(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M24C01-RMB3T/G データシート(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 29 page ![]() 25/29 M24C16, M24C08, M24C04, M24C02, M24C01 Figure 16. TSSOP8 3x3mm² – 8 lead Thin Shrink Small Outline, 3x3mm² body size, Package Outline Note: Drawing is not to scale. Table 22. TSSOP8 3x3mm² – 8 lead Thin Shrink Small Outline, 3x3mm² body size, Mechanical Data Symbol mm inches Typ. Min. Max. Typ. Min. Max. A 1.100 0.0433 A1 0.050 0.150 0.0020 0.0059 A2 0.850 0.750 0.950 0.0335 0.0295 0.0374 b 0.250 0.400 0.0098 0.0157 c 0.130 0.230 0.0051 0.0091 D 3.000 2.900 3.100 0.1181 0.1142 0.1220 E 4.900 4.650 5.150 0.1929 0.1831 0.2028 E1 3.000 2.900 3.100 0.1181 0.1142 0.1220 e 0.650 – – 0.0256 – – CP 0.100 0.0039 L 0.550 0.400 0.700 0.0217 0.0157 0.0276 L1 0.950 0.0374 α 0° 6° 0° 6° TSSOP8BM 1 8 CP c L E E1 D A2 A α e b 4 5 A1 L1 |