| データシートサーチシステム |
|
M24C16-RBN6TP/G データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M24C16-RBN6TP/G データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 29 page ![]() 3/29 M24C16, M24C08, M24C04, M24C02, M24C01 DC and AC PARAMETERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 5. Operating Conditions (M24Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 6. Operating Conditions (M24Cxx-W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 7. Operating Conditions (M24Cxx-R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 8. AC Measurement Conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 10.AC Measurement I/O Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 9. Input Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 10. DC Characteristics (M24Cxx, Device Grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 11. DC Characteristics (M24Cxx, Device Grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 12. DC Characteristics (M24Cxx-W, Device Grade 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 13. DC Characteristics (M24Cxx-W, Device Grade 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 14. DC Characteristics (M24Cxx-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 15. AC Characteristics (M24Cxx, Device Grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 16. AC Characteristics (M24Cxx, Device Grade 3; M24Cxx-W, Device Grade 6 or 3) . . . . . 18 Table 17. AC Characteristics (M24Cxx-R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 11.AC Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PACKAGE MECHANICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 12.PDIP8 – 8 pin Plastic DIP, 0.25mm lead frame, Package Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 18. PDIP8 – 8 pin Plastic DIP, 0.25mm lead frame, Package Mechanical Data . . . . . . . . . . 21 Figure 13.SO8 narrow – 8 lead Plastic Small Outline, 150 mils body width, Package Outline . . . . 22 Table 19. SO8 narrow – 8 lead Plastic Small Outline, 150 mils body width, Package Mechanical Data 22 Figure 14.UFDFPN8 (MLP8) 8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat Package No lead 2x3mm², Outline 23 Table 20. UFDFPN8 (MLP8) 8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat Package No lead 2x3mm², Data . 23 Figure 15.TSSOP8 – 8 lead Thin Shrink Small Outline, Package Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 21. TSSOP8 – 8 lead Thin Shrink Small Outline, Package Mechanical Data . . . . . . . . . . . . 24 Figure 16.TSSOP8 3x3mm² – 8 lead Thin Shrink Small Outline, 3x3mm² body size, Package Outline 25 Table 22. TSSOP8 3x3mm² – 8 lead Thin Shrink Small Outline, 3x3mm² body size, Mechanical Data 25 PART NUMBERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 23. Ordering Information Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 24. How to Identify Current and New Products by the Process Identification Letter . . . . . . . 27 REVISION HISTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 25. Document Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 |