データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CCR-59SX5O-R データシート(PDF) 13 Page - Teledyne Technologies Incorporated

部品番号 CCR-59SX5O-R
部品情報  Latching Coaxial Switch
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
ホームページ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated

CCR-59SX5O-R データシート(HTML) 13 Page - Teledyne Technologies Incorporated

Back Button CCR-59SX5O-R Datasheet HTML 5Page - Teledyne Technologies Incorporated CCR-59SX5O-R Datasheet HTML 6Page - Teledyne Technologies Incorporated CCR-59SX5O-R Datasheet HTML 7Page - Teledyne Technologies Incorporated CCR-59SX5O-R Datasheet HTML 8Page - Teledyne Technologies Incorporated CCR-59SX5O-R Datasheet HTML 9Page - Teledyne Technologies Incorporated CCR-59SX5O-R Datasheet HTML 10Page - Teledyne Technologies Incorporated CCR-59SX5O-R Datasheet HTML 11Page - Teledyne Technologies Incorporated CCR-59SX5O-R Datasheet HTML 12Page - Teledyne Technologies Incorporated CCR-59SX5O-R Datasheet HTML 13Page - Teledyne Technologies Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
© 2013 TELEDYNE RELAYS
(800) 284-7007 • www.teledynecoax.com
CCR-59S/CR-59S Page 13
CCR-59S\CR-59S\07013\Q3
Series CCR-59S/CR-59S
Multi-Throw DC-26.5 GHz
Latching Coaxial Switch
COAX SWITCHES
PART NO.
337
CR-59SX60-DS
338
CR-59SX60-M
359
CR-59SX60-MS
340
CR-59SX60-R
341
CR-59SX60-RM
342
CR-59SX60-RMS
343
CR-59SX60-RS
344
CR-59SX60-S
345
CR-59SX60-T
346
CR-59SX60-TD
347
CR-59SX60-TDM
348
CR-59SX60-TDMS
349
CR-59SX60-TDS
350
CR-59SX60-TM
351
CR-59SX60-TMS
352
CR-59SX60-TS
LATCHING CCR-59S/CR-59S PART NUMBER LIST
* X = 6 (28Vdc), 7 (15Vdc), 8 (12Vdc) and 9 (24Vdc)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com