データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

INND-SS56 データシート(PDF) 2 Page - Inolux Corporation

部品番号 INND-SS56
部品情報  0.56 SMD Single Digit Display
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INOLUX [Inolux Corporation]
ホームページ  http://www.inolux-corp.com/index.php
Logo INOLUX - Inolux Corporation

INND-SS56 データシート(HTML) 2 Page - Inolux Corporation

  INND-SS56 Datasheet HTML 1Page - Inolux Corporation INND-SS56 Datasheet HTML 2Page - Inolux Corporation INND-SS56 Datasheet HTML 3Page - Inolux Corporation INND-SS56 Datasheet HTML 4Page - Inolux Corporation INND-SS56 Datasheet HTML 5Page - Inolux Corporation INND-SS56 Datasheet HTML 6Page - Inolux Corporation INND-SS56 Datasheet HTML 7Page - Inolux Corporation INND-SS56 Datasheet HTML 8Page - Inolux Corporation INND-SS56 Datasheet HTML 9Page - Inolux Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
INND-SS56 Series
0.56” SMD Single Digit Display
Inolux Corporation
Proprietary & Confidential
July12, 2017
www.inolux-corp.com
Page 2
Absolute Maximum Rating at 25oC (Note 1)
Product
(Per Segment)
Emission
Color
Technology
Pd (mW) IF (mA) IFP* (mA) VR (V)
Derate From
25°C (mA/°C)
TOP (oC)
TST (oC)
INND-SS56YGXX
Yellow
Green
AlGaInP
70
25
90
5
0.33
-40
oC~+105oC
-40
oC~+105oC
INND-SS56YXX
Yellow
AlGaInP
70
25
90
5
0.33
-40
oC~+105oC
-40
oC~+105oC
INND-SS56AXX
Amber
AlGaInP
70
25
90
5
0.33
-40
oC~+105oC
-40
oC~+105oC
INND-SS56RXX
Red
AlGaInP
70
25
90
5
0.33
-40
oC~+105oC
-40
oC~+105oC
INND-SS56DRXX
Deep Red
AlGaInP
70
25
90
5
0.33
-40
oC~+105oC
-40
oC~+105oC
INND-SS56GXX
Green
InGaN
114
30
100
5
0.4
-40
oC~+105oC
-40
oC~+105oC
INND-SS56BXX
Blue
InGaN
114
30
100
5
0.4
-40
oC~+105oC
-40
oC~+105oC
INND-SS56WXX
White
InGaN
114
30
100
5
0.4
-40
oC~+105oC
-40
oC~+105oC
Notes
1. Condition for IFP is pulse of 1/10 duty and 0.1msec width



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com