データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCWJNSH.PC データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LCWJNSH.PC
部品情報  Retrofits and fixtures
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWJNSH.PC データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCWJNSH.PC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2015-12-09
2
Version 2.2
LCW JNSH.PC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous
Intensity 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstärke
1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 20 mA
[K]
IV [mcd]
LCW JNSH.PC-CPCR-5H7I-1
5000
2800 ... 3590
Q65111A5853
LCW JNSH.PC-BUCQ-5H7I-1
5000
2590 ... 3300
Q65111A2068
LCW JNSH.PC-CPCR-5L7N-1
4000
2800 ... 3590
Q65111A5852
LCW JNSH.PC-BUCQ-5L7N-1
3000
2590 ... 3300
Q65111A2554
LCW JNSH.PC-BUCQ-5R8T-1
3000
2590 ... 3300
Q65111A4628
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW JNSH.PC-BUCQ-5H7I-1
means that only one group BU, CP, CQ will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LCW JNSH.PC-BUCQ-5H7I-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LCW JNSH.PC-BUCQ-5H7I-1 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,M2,N1,N2 will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW JNSH.PC-BUCQ-5H7I-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen BU, CP, CQ enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW JNSH.PC-BUCQ-5H7I-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LCW JNSH.PC-BUCQ-5H7I-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LCW
JNSH.PC-BUCQ-5H7I-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
L1,L2,M1,M2,N1,N2 enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22