| データシートサーチシステム |
|
LGL29K データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LGL29K データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 20 page ![]() Version 1.2 (Replacement in due course) LG L29K 2013-04-25 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 19 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19 Group Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Flux 7) page 19 Gruppe Lichtstärke 1)Seite 19 Lichtstärke 1) Seite 19 Lichtstrom 7) Seite 19 (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (typ.) ΦV [mlm] F2 1.4 1.8 6 G1 1.8 2.24 8 G2 2.24 2.8 10 H1 2.8 3.55 13 H2 3.55 4.5 16 J1 4.5 5.6 20 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group green Gruppe (min.) λdom [nm] (max.) λdom [nm] 2 566 569 3 569 572 4 572 575 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |