データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LGR971 データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LGR971
部品情報  Optical Indicator
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LGR971 データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LGR971 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LGR971 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LGR971 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LGR971 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LGR971 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LGR971 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LGR971 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LGR971 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LGR971 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2012-11-06
2
Version 1.0
LG R971
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Intensity 1)page 19
Ordering Code
Typ
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
IF = 20 mA
IV [mcd]
LG R971-KN-1
7.1 ... 45
Q62702P5179
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LG R971-KN-1 means that only one group K, L, M, N will be shippable
for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LG R971-KN-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Helligkeitsgruppen K, L, M, N enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20