| データシートサーチシステム |
|
RCX220N25 データシート (PDF) - Rohm |
RCX220N25 Datasheet (PDF) |
|
ダウンロード データシート |
| 部品番号 | RCX220N25 |
| ダウンロード | RCX220N25 Click to download |
| ファイルサイズ | 710.27 Kbytes |
| ページ | 14 Pages |
| メーカー | ROHM [Rohm] |
| ホームページ | http://www.rohm.com |
| Logo | |
| 部品情報 | Nch 250V 22A Power MOSFET |
RCX220N25 データシート (HTML) - Rohm |
同様の部品番号 - RCX220N25 |
|
同様の説明 - RCX220N25 |
|
Rohm について |
|
リンク URL |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |