データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RCJ080N25 データシート (PDF) - Rohm

RCJ080N25 Datasheet PDF - Rohm
部品番号 RCJ080N25
ダウンロード  RCJ080N25 ダウンロード
ファイルサイズ   631.7 Kbytes
ページ   14 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Nch 250V 8.0A Power MOSFET

RCJ080N25 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
RCJ080N25 Datasheet PDF - Rohm

部品番号 RCJ080N25
ダウンロード  RCJ080N25 Click to download

ファイルサイズ   631.7 Kbytes
ページ   14 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Nch 250V 8.0A Power MOSFET

RCJ080N25 データシート (HTML) - Rohm




同様の部品番号 - RCJ080N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
RCJ080N25 ISC-RCJ080N25 Datasheet
349Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


同様の説明 - RCJ080N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RJ1U330AAFRGTL ROHM-RJ1U330AAFRGTL Datasheet
2Mb / 14P
Nch 250V/33A Power MOSFET
RCD041N25 ROHM-RCD041N25 Datasheet
850Kb / 14P
Nch 250V 4.0A Power MOSFET
RCJ081N20 ROHM-RCJ081N20 Datasheet
1Mb / 13P
Nch 200V 8.0A Power MOSFET
RCJ220N25 ROHM-RCJ220N25 Datasheet
730Kb / 14P
Nch 250V 22A Power MOSFET
RCJ510N25 ROHM-RCJ510N25 Datasheet
724Kb / 14P
Nch 250V 51A Power MOSFET
RCX081N20 ROHM-RCX081N20 Datasheet
456Kb / 13P
Nch 200V 8.0A Power MOSFET
RCX220N25 ROHM-RCX220N25 Datasheet
710Kb / 14P
Nch 250V 22A Power MOSFET
RD3U080CN ROHM-RD3U080CN Datasheet
2Mb / 15P
Nch 250V 8A Power MOSFET
RDR005N25 ROHM-RDR005N25 Datasheet
546Kb / 13P
Nch 250V 0.5A Power MOSFET
RQ7G080BG ROHM-RQ7G080BG Datasheet
2Mb / 14P
Nch 40V 8.0A Power MOSFET
20211118 - Rev.003
More results




Rohm について


ROHM Semiconductorは、1958年に設立された日本の半導体会社です。

同社は、電力管理、電力装置、アナログおよび混合シグナル統合回路など、幅広い製品の設計と製造を専門としています。

ROHMの製品は、家電、自動車、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

同社は、省エネ技術と低電力設計の専門知識に焦点を当てていることで知られています。

ROHMは20か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com