データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

859-798 データシート (PDF) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

859-798 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
部品番号 859-798
ダウンロード  859-798 ダウンロード
ファイルサイズ   498.8 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
ホームページ  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
部品情報 Optocoupler module; Nominal input voltage: 12 VDC

859-798 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
859-798 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

部品番号 859-798
ダウンロード  859-798 Click to download

ファイルサイズ   498.8 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
ホームページ  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
部品情報 Optocoupler module; Nominal input voltage: 12 VDC

859-798 データシート (HTML) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG




同様の部品番号 - 859-798

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
859-796 WAGO-859-796 Datasheet
503Kb / 10P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC; Output voltage range: 3 ??30 VDC
859-797 WAGO-859-797 Datasheet
492Kb / 10P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 12 VDC; Output voltage range: 3 ??30 VDC
More results


同様の説明 - 859-798

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
857-1494 WAGO-857-1494 Datasheet
627Kb / 10P
Optocoupler module; 2-port; Nominal input voltage: 24 VDC; Output voltage
859-706 WAGO-859-706 Datasheet
339Kb / 10P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC
859-739 WAGO-859-739 Datasheet
497Kb / 9P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 12 VDC
859-744 WAGO-859-744 Datasheet
512Kb / 10P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 12 ??48 VDC; Output voltage range: 10 ??53 VDC;
859-797 WAGO-859-797 Datasheet
492Kb / 10P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 12 VDC; Output voltage range: 3 ??30 VDC
859-902 WAGO-859-902 Datasheet
360Kb / 11P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 5 VDC;
06.10.2021
286-723 WAGO-286-723 Datasheet
324Kb / 6P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC
286-752 WAGO-286-752 Datasheet
323Kb / 6P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC
286-791 WAGO-286-791 Datasheet
320Kb / 6P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC
286-794 WAGO-286-794 Datasheet
320Kb / 6P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com