データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

286-794 データシート (PDF) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

286-794 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
部品番号 286-794
ダウンロード  286-794 ダウンロード
ファイルサイズ   320.88 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
ホームページ  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
部品情報 Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC

286-794 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
286-794 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

部品番号 286-794
ダウンロード  286-794 Click to download

ファイルサイズ   320.88 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
ホームページ  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
部品情報 Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC

286-794 データシート (HTML) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG




同様の部品番号 - 286-794

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
286-791 WAGO-286-791 Datasheet
320Kb / 6P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC
286-792 WAGO-286-792 Datasheet
325Kb / 6P
Optocoupler module; Red status indicator; gray
More results


同様の説明 - 286-794

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
859-706 WAGO-859-706 Datasheet
339Kb / 10P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC
859-708 WAGO-859-708 Datasheet
488Kb / 10P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC; Output voltage range: 0 ??24 VDC
859-720 WAGO-859-720 Datasheet
342Kb / 11P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC; Output voltage range: 0 ??24 VDC
859-739 WAGO-859-739 Datasheet
497Kb / 9P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 12 VDC
859-758 WAGO-859-758 Datasheet
502Kb / 10P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC; Output voltage range: 0 ??24 VDC
859-798 WAGO-859-798 Datasheet
498Kb / 10P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 12 VDC
06.10.2021
859-902 WAGO-859-902 Datasheet
360Kb / 11P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 5 VDC;
06.10.2021
286-723 WAGO-286-723 Datasheet
324Kb / 6P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC
286-752 WAGO-286-752 Datasheet
323Kb / 6P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC
286-791 WAGO-286-791 Datasheet
320Kb / 6P
Optocoupler module; Nominal input voltage: 24 VDC
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com