データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2716690000 データシート (PDF) - Weidmuller

2716690000 Datasheet PDF - Weidmuller
部品番号 2716690000
ダウンロード  2716690000 ダウンロード
ファイルサイズ   146.39 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  WEIDMULLER [Weidmuller]
ホームページ  http://www.weidmuller.com
Logo WEIDMULLER - Weidmuller
部品情報 Rated current : via current transformer 1 A/5 A

2716690000 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2716690000 Datasheet PDF - Weidmuller

部品番号 2716690000
ダウンロード  2716690000 Click to download

ファイルサイズ   146.39 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  WEIDMULLER [Weidmuller]
ホームページ  http://www.weidmuller.com
Logo WEIDMULLER - Weidmuller
部品情報 Rated current : via current transformer 1 A/5 A

2716690000 データシート (HTML) - Weidmuller




同様の部品番号 - 2716690000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
2716648 PHOENIX-2716648 Datasheet
71Kb / 2P
EB 2- DIK BU
logo
Weidmuller
2716650000 WEIDMULLER-2716650000 Datasheet
143Kb / 4P
Rated current : 16 A, Applications: Power and flow measurement
November 4, 2021
logo
PHOENIX CONTACT
2716651 PHOENIX-2716651 Datasheet
54Kb / 2P
Insertion bridge - EB 3- DIK BU
logo
Weidmuller
2716660000 WEIDMULLER-2716660000 Datasheet
149Kb / 4P
Rated current : 32 A, Applications: Power and flow measurement
November 4, 2021
logo
PHOENIX CONTACT
2716664 PHOENIX-2716664 Datasheet
59Kb / 2P
EB 4- DIK BU
More results


同様の説明 - 2716690000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
855-301-050-103 WAGO-855-301-050-103 Datasheet
572Kb / 6P
Plug-in current transformer; Primary rated current: 50 A;
855-301-200-501 WAGO-855-301-200-501 Datasheet
572Kb / 6P
Plug-in current transformer; Primary rated current: 200 A
855-305-250-501 WAGO-855-305-250-501 Datasheet
577Kb / 6P
Plug-in current transformer; Primary rated current: 250 A
855-305-250-509 WAGO-855-305-250-509 Datasheet
597Kb / 5P
Plug-in current transformer; Primary rated current: 250 A
855-305-300-509 WAGO-855-305-300-509 Datasheet
607Kb / 5P
Plug-in current transformer; Primary rated current 300 A
855-401-600-501 WAGO-855-401-600-501 Datasheet
583Kb / 6P
Plug-in current transformer; Primary rated current: 600 A
855-405-500-509 WAGO-855-405-500-509 Datasheet
618Kb / 5P
Plug-in current transformer; Primary rated current: 500 A
855-405-750-501 WAGO-855-405-750-501 Datasheet
609Kb / 6P
Plug-in current transformer; Primary rated current 750 A
855-505-600-1001 WAGO-855-505-600-1001 Datasheet
572Kb / 6P
Plug-in current transformer; Primary rated current: 600 A
855-605-1500-501 WAGO-855-605-1500-501 Datasheet
532Kb / 6P
Plug-in current transformer; Primary rated current: 1500 A
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com