データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ATS-639021000 データシート (PDF) - Molex Electronics Ltd.

ATS-639021000 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
部品番号 ATS-639021000
ダウンロード  ATS-639021000 ダウンロード
ファイルサイズ   310.03 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
部品情報 Fine Adjust Applicator for 1.80mm (.071?? Diameter PC Board Crimp Terminal

ATS-639021000 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ATS-639021000 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

部品番号 ATS-639021000
ダウンロード  ATS-639021000 Click to download

ファイルサイズ   310.03 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
部品情報 Fine Adjust Applicator for 1.80mm (.071?? Diameter PC Board Crimp Terminal

ATS-639021000 データシート (HTML) - Molex Electronics Ltd.


ATS-639021000 製品詳細

FEATURES
Quick punch removal with the push of a button for fast and easy tooling change
Applicator designed to industry standard mounting and shut height 135.80mm (5.346")
Quick set-up time; plus the crimp height, track and feed adjustments can be set without removing the applicator
from the press
Fine adjustment allows users to achieve target with little effort by adjusting in increments of .015mm (.0006") for
conductor crimp height and .063mm (.0025") for insulation height
Independent adjustment rings allow users to quickly adjust the conductor or insulation crimp height without
affecting each other
Directly adapts to most automatic wire processing machines




同様の部品番号 - ATS-639021000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
ATS-639021900 MOLEX-ATS-639021900 Datasheet
378Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for CP 0.6 mm Terminal
04-04-11
More results


同様の説明 - ATS-639021000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
63825-5500 MOLEX11-63825-5500 Datasheet
40Kb / 1P
Hand Crimp Tool for 1.80mm (.071) PC Board Crimp Terminals
0639021000 MOLEX11-0639021000 Datasheet
32Kb / 1P
FineAdjust Applicator for 1.80mm Diameter PC Board Crimp Terminal
63900-7300 MOLEX-63900-7300 Datasheet
386Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for KK짰 Crimp Terminal
04-27-10
63865-5100 MOLEX-63865-5100 Datasheet
263Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for CRC??Crimp Terminal
09-01-09
ATS-638237100 MOLEX-ATS-638237100 Datasheet
610Kb / 7P
Hand Crimp Tool For 1.80mm (.071?? PC Board Crimp Terminal
03-01-11
ATS-639003500 MOLEX-ATS-639003500 Datasheet
203Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal
02-27-08
ATS-639006500 MOLEX-ATS-639006500 Datasheet
185Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal
11-29-07
ATS-639014500 MOLEX-ATS-639014500 Datasheet
300Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal
03-17-09
ATS-639020600 MOLEX-ATS-639020600 Datasheet
333Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal
05-10-10
ATS-639027800 MOLEX-ATS-639027800 Datasheet
268Kb / 5P
Fine Adjust Applicator for SL??Crimp Terminal
01-20-14
More results




Molex Electronics Ltd. について


Molex Electronics Ltd.はKoch Industries、Inc。の子会社であり、電子および光ファイバー相互接続ソリューションのグローバルメーカーです。

同社は1938年に設立され、イリノイ州ライルに本社を置いています。

Molexは、コネクタ、ケーブルアセンブリ、スイッチ、その他のパッシブコンポーネントなど、幅広い相互接続製品を提供しています。

これらの製品は、自動車、データ通信、家電、産業機器、医療機器、通信など、さまざまな業界で使用されています。

Molexは、40か国以上の運営と施設を備えており、Interconnect Solutions市場でのイノベーションとテクノロジーのリーダーシップで知られています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com