データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A24C04 データシート (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

A24C04 Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
部品番号 A24C04
ダウンロード  A24C04 ダウンロード
ファイルサイズ   875.43 Kbytes
ページ   18 Pages
メーカー  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
ホームページ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
部品情報 MEMORY EEPROM 4K BITS (512X8) TWO-WIRE SERIAL

A24C04 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
A24C04 Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

部品番号 A24C04
ダウンロード  A24C04 Click to download

ファイルサイズ   875.43 Kbytes
ページ   18 Pages
メーカー  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
ホームページ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
部品情報 MEMORY EEPROM 4K BITS (512X8) TWO-WIRE SERIAL

A24C04 データシート (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


A24C04 製品詳細

DESCRIPTION
The
A24C04 provides 4096 bits of Serial
E lectrically and P rogrammable Read O nly memory
(EEPROM), organized as 512 words of 8 bits each.
The device
’s cascadable feature allows up to four
devices to share a common 2 wire bus. This
d evise is optimized for use in many industrial and
commercial applications where l ow power and low
voltage operation are essential.
The
A 24C0 4 is available in SOP8, TSSOP8 , DFN8
and TSOT 25 packages operate from 1.7 V to 5.5V.

FEATURES
 Wide Range Operation from 1.7 V to 5.5C
 C ompatible with all I²C bidirectional data
transfer protocol
 Internally Organized as 512 x 8 (4K)
 Single supply voltage and high speed: 1MH z
 Random and Sequential Read M odes
 16 byte Page Write Mode :
Byte Write within 3 ms
Page Write within
3 ms
Partial Page Writes Allowed
 Write Protect Pin for Hardware Data Protection
 Schmitt Trigger s , Filtered Inputs for Noise
Suppression
 High reliability
Endurance: 1 Million Write Cycles
Data Retention: 100 Years
 E nhanced ESD/Latch up protection
HBM
KV
 Available in SOP8, TSSOP8 , DFN8 and
TSOT 25 Packag e s




同様の部品番号 - A24C04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
A24C02 AITSEMI-A24C02 Datasheet
779Kb / 19P
MEMORY EEPROM 2k BITS (256BYTES) TWO-WIRE SERIAL
REV3.0
A24C02J8R AITSEMI-A24C02J8R Datasheet
779Kb / 19P
MEMORY EEPROM 2k BITS (256BYTES) TWO-WIRE SERIAL
REV3.0
A24C02J8VR AITSEMI-A24C02J8VR Datasheet
779Kb / 19P
MEMORY EEPROM 2k BITS (256BYTES) TWO-WIRE SERIAL
REV3.0
A24C02M8R AITSEMI-A24C02M8R Datasheet
779Kb / 19P
MEMORY EEPROM 2k BITS (256BYTES) TWO-WIRE SERIAL
REV3.0
A24C02M8U AITSEMI-A24C02M8U Datasheet
779Kb / 19P
MEMORY EEPROM 2k BITS (256BYTES) TWO-WIRE SERIAL
REV3.0
More results


同様の説明 - A24C04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
LE24C042M SANYO-LE24C042M Datasheet
123Kb / 11P
Two Wire Serial Interface EEPROM (4k EEPROM)
LE24C043 SANYO-LE24C043_10 Datasheet
172Kb / 12P
Two Wire Serial Interface EEPROM (4k EEPROM)
LE24L043CB SANYO-LE24L043CB Datasheet
182Kb / 11P
Two Wire Serial Interface EEPROM (4k EEPROM)
LE24L042CS-B SANYO-LE24L042CS-B Datasheet
855Kb / 11P
Two Wire Serial Interface EEPROM(4k EEPROM)
LE24L042CS SANYO-LE24L042CS_10 Datasheet
201Kb / 10P
Two Wire Serial Interface EEPROM (4k EEPROM)
logo
E-CMOS Corporation
EC24C64C E-CMOS-EC24C64C Datasheet
590Kb / 17P
64K bits Two-wire Serial EEPROM
EC24C128B E-CMOS-EC24C128B Datasheet
579Kb / 17P
128K bits Two-wire Serial EEPROM
logo
AiT Semiconductor Inc.
A24C02 AITSEMI-A24C02 Datasheet
779Kb / 19P
MEMORY EEPROM 2k BITS (256BYTES) TWO-WIRE SERIAL
REV3.0
A24C08 AITSEMI-A24C08 Datasheet
714Kb / 19P
MEMORY EEPROM 8k BITS (1024X8) TWO-WIRE SERIAL
REV3.0
A24CM01 AITSEMI-A24CM01 Datasheet
743Kb / 19P
MEMORY EEPROM 1M BITS (131072X8) TWO-WIRE SERIAL
REV2.2
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com