データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AA0800-250-15X データシート (PDF) - Vishay Barry

AA0800-250-15X Datasheet PDF - Vishay Barry
部品番号 AA0800-250-15X
ダウンロード  AA0800-250-15X ダウンロード
ファイルサイズ   79.16 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  BARRY [Vishay Barry]
ホームページ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
部品情報 Aluminum Nitride

AA0800-250-15X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
AA0800-250-15X Datasheet PDF - Vishay Barry

部品番号 AA0800-250-15X
ダウンロード  AA0800-250-15X Click to download

ファイルサイズ   79.16 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  BARRY [Vishay Barry]
ホームページ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
部品情報 Aluminum Nitride

AA0800-250-15X データシート (HTML) - Vishay Barry


AA0800-250-15X 製品詳細

Features:
♦ Aluminum Nitride Material
♦ DC - 3 GHz Performance
♦ 250 Watt Input Power
♦ Flange Mount

General Description:
The AA0800-250-15X is a 8 dB flanged
Aluminum Nitride attenuator. It has an input power
rating of 250 watts, while maintaining a constant
flange temperature of 100°C. It offers a frequency
range from DC to 3 GHz




同様の部品番号 - AA0800-250-15X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
YAGEO Corporation
AA0805DK-07100R YAGEO-AA0805DK-07100R Datasheet
666Kb / 10P
ANTI-SULFURATED CHIP RESISTORS AUTOMOTIVE GRADE
AA0805DK-07100RL YAGEO-AA0805DK-07100RL Datasheet
522Kb / 10P
ANTI-SULFURATED CHIP RESISTORS AUTOMOTIVE GRADE
AA0805DK-0710M YAGEO-AA0805DK-0710M Datasheet
666Kb / 10P
ANTI-SULFURATED CHIP RESISTORS AUTOMOTIVE GRADE
AA0805DK-0710ML YAGEO-AA0805DK-0710ML Datasheet
522Kb / 10P
ANTI-SULFURATED CHIP RESISTORS AUTOMOTIVE GRADE
AA0805DK-0710R YAGEO-AA0805DK-0710R Datasheet
666Kb / 10P
ANTI-SULFURATED CHIP RESISTORS AUTOMOTIVE GRADE
More results


同様の説明 - AA0800-250-15X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Barry
TA1000-800-10X BARRY-TA1000-800-10X Datasheet
63Kb / 1P
Aluminum Nitride
Rev.09/24/12
TA50R0-800-15X BARRY-TA50R0-800-15X Datasheet
68Kb / 1P
Aluminum Nitride
Revision Date 06/19/12
TV1005CT-50R0JN-2Q-01 BARRY-TV1005CT-50R0JN-2Q-01 Datasheet
157Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.A 02/06/04
TA50R0-100-2X BARRY-TA50R0-100-2X Datasheet
158Kb / 1P
Aluminum Nitride
Rev.A 04/09/04
TA50R0-100-7X BARRY-TA50R0-100-7X Datasheet
128Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.B 04/14/10
TVC2335CT-50R0GN-2T-15 BARRY-TVC2335CT-50R0GN-2T-15 Datasheet
549Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
02/23/07
TVC3523CT-50R0GN-2T BARRY-TVC3523CT-50R0GN-2T Datasheet
160Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
05/23/08
D06Z-50R0J2T-04C36-X BARRY-D06Z-50R0J2T-04C36-X Datasheet
176Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.B 04/18/08
TVC3737CT-50R0JN-2T-04 BARRY-TVC3737CT-50R0JN-2T-04 Datasheet
178Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.C 04/18/08
TZC3725CT-XXXXJN-2T-01 BARRY-TZC3725CT-XXXXJN-2T-01 Datasheet
191Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.C 06/14/06
More results




Vishay Barry について


Vishay Barryは、受動的な電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。

Vishay Barryは、航空宇宙、軍事、医療産業でのアプリケーションを要求するための高精度、薄膜、厚い繊維抵抗器、抵抗器アレイ、特殊なパッシブコンポーネントの生産を専門としています。

同社はケンタッキー州フランクリンに本社を置いており、ヨーロッパとアジアに追加の場所があります。

Vishay Barry製品は、厳しい品質と信頼性の基準を満たすように設計および製造されており、医療機器、産業自動化システム、軍事および航空宇宙システムなどの幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com