データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ABC2010CT-0300JN-2T データシート (PDF) - Vishay Barry

ABC2010CT-0300JN-2T Datasheet PDF - Vishay Barry
部品番号 ABC2010CT-0300JN-2T
ダウンロード  ABC2010CT-0300JN-2T ダウンロード
ファイルサイズ   548.22 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  BARRY [Vishay Barry]
ホームページ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
部品情報 Aluminum Nitride

ABC2010CT-0300JN-2T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ABC2010CT-0300JN-2T Datasheet PDF - Vishay Barry

部品番号 ABC2010CT-0300JN-2T
ダウンロード  ABC2010CT-0300JN-2T Click to download

ファイルサイズ   548.22 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  BARRY [Vishay Barry]
ホームページ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
部品情報 Aluminum Nitride

ABC2010CT-0300JN-2T データシート (HTML) - Vishay Barry


ABC2010CT-0300JN-2T 製品詳細

Features:
♦ AlN material
♦ DC to 4 GHz
♦ 10 Watt Power RatIng

General Description:
The ABC2010CT-0300JN-2T is an AlN
3 dB chip attenuator with a frequency range from
DC to 4 GHz. It has a power rating of 10 Watts while
maintaining a heat sink temperature of 100°C and is
solder mountable.




同様の部品番号 - ABC2010CT-0300JN-2T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Barry
ABC2010CT-0300JN-94-08 BARRY-ABC2010CT-0300JN-94-08 Datasheet
74Kb / 1P
Alumina
08/31/11
More results


同様の説明 - ABC2010CT-0300JN-2T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Barry
TA1000-800-10X BARRY-TA1000-800-10X Datasheet
63Kb / 1P
Aluminum Nitride
Rev.09/24/12
TA50R0-800-15X BARRY-TA50R0-800-15X Datasheet
68Kb / 1P
Aluminum Nitride
Revision Date 06/19/12
TV1005CT-50R0JN-2Q-01 BARRY-TV1005CT-50R0JN-2Q-01 Datasheet
157Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.A 02/06/04
TA50R0-100-2X BARRY-TA50R0-100-2X Datasheet
158Kb / 1P
Aluminum Nitride
Rev.A 04/09/04
TA50R0-100-7X BARRY-TA50R0-100-7X Datasheet
128Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.B 04/14/10
TVC2335CT-50R0GN-2T-15 BARRY-TVC2335CT-50R0GN-2T-15 Datasheet
549Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
02/23/07
TVC3523CT-50R0GN-2T BARRY-TVC3523CT-50R0GN-2T Datasheet
160Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
05/23/08
D06Z-50R0J2T-04C36-X BARRY-D06Z-50R0J2T-04C36-X Datasheet
176Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.B 04/18/08
TVC3737CT-50R0JN-2T-04 BARRY-TVC3737CT-50R0JN-2T-04 Datasheet
178Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.C 04/18/08
TZC3725CT-XXXXJN-2T-01 BARRY-TZC3725CT-XXXXJN-2T-01 Datasheet
191Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.C 06/14/06
More results




Vishay Barry について


Vishay Barryは、受動的な電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。

Vishay Barryは、航空宇宙、軍事、医療産業でのアプリケーションを要求するための高精度、薄膜、厚い繊維抵抗器、抵抗器アレイ、特殊なパッシブコンポーネントの生産を専門としています。

同社はケンタッキー州フランクリンに本社を置いており、ヨーロッパとアジアに追加の場所があります。

Vishay Barry製品は、厳しい品質と信頼性の基準を満たすように設計および製造されており、医療機器、産業自動化システム、軍事および航空宇宙システムなどの幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com