データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DTM4606 データシート (PDF) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

DTM4606 Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
部品番号 DTM4606
ダウンロード  DTM4606 ダウンロード
ファイルサイズ   1110.61 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
ホームページ  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
部品情報 N-Channel and P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

DTM4606 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
DTM4606 Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

部品番号 DTM4606
ダウンロード  DTM4606 Click to download

ファイルサイズ   1110.61 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
ホームページ  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
部品情報 N-Channel and P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

DTM4606 データシート (HTML) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED


DTM4606 製品詳細

Features
• N-Channel: 30V, 10A
RDS(ON)< 15 mΩ @ VGS = 10V
RDS(ON) <23 mΩ @ VGS = 4.5V
• P-Channel: -30V, -12A
RDS(ON)< 34 mΩ@ VGS = -10V
RDS(ON) < 49 mΩ @ VGS = -4.5V

General Features
● Advanced Trench Technology
● Provide Excellent RDS(ON) and Low Gate
Charge
● Lead Free and Green Available




同様の部品番号 - DTM4606

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4606 DINTEK-DTM4606 Datasheet
354Kb / 14P
N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
DTM4606 DINTEK-DTM4606 Datasheet
2Mb / 14P
N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET Halogen-free
DTM4606BDY DINTEK-DTM4606BDY Datasheet
2Mb / 14P
N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET Halogen-free
DTM4606 DINTEK-DTM4606_13 Datasheet
2Mb / 14P
N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET Halogen-free
More results


同様の説明 - DTM4606

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
AP2030M ETC-AP2030M Datasheet
112Kb / 11P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
Advanced Power Electron...
AP2530GY A-POWER-AP2530GY Datasheet
85Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
GTM CORPORATION
GSS4503 GTM-GSS4503 Datasheet
557Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4565 GTM-GSS4565 Datasheet
559Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GT2530 GTM-GT2530 Datasheet
390Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
Advanced Power Electron...
AP4511GED A-POWER-AP4511GED Datasheet
120Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
AP4506GEM A-POWER-AP4506GEM Datasheet
123Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
AP4501GM A-POWER-AP4501GM Datasheet
212Kb / 8P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
AP4506GEH-HF A-POWER-AP4506GEH-HF Datasheet
116Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
E-Tech Electronics LTD
GT2531 ETL-GT2531 Datasheet
394Kb / 7P
N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com