データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DTM4606 データシート(PDF) 6 Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

部品番号 DTM4606
部品情報  N-Channel and P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
ホームページ  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

DTM4606 データシート(HTML) 6 Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

  DTM4606 Datasheet HTML 1Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED DTM4606 Datasheet HTML 2Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED DTM4606 Datasheet HTML 3Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED DTM4606 Datasheet HTML 4Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED DTM4606 Datasheet HTML 5Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED DTM4606 Datasheet HTML 6Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED DTM4606 Datasheet HTML 7Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED DTM4606 Datasheet HTML 8Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
0.01
0.1
1
10
100
0.000010.0001 0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Square Wave Pulse Durtion(S)
D=0.5
D=0.3
D=0.1
D=0.05
D=0.02
Single Pulse
D=0.01
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
VDS-Drain to Source Voltage (V)
TJ(max)=150℃
TA=25℃
Single Pulse
DC
Operation in this area is
limited by RDS(ON)
10us
10ms
1ms
100us
300us
Figure 13. Maximum Transient Thermal Impedance
Figure 14. Safe Operation Area
■ PMOS Typical Electrical and Thermal Characteristics Diagrams
0
20
40
60
0
1
2
3
4
5
-VDS-Drain to Source Voltage (V)
Tj= 25
℃
-4V
VGS=-10V
-9V
-8V
-7V
-6V
-5V
-3V
-3.5V
-4.5V
0
10
20
30
1
2
3
4
5
-VGS-Gate to Source Voltage (V)
150
℃
25
℃
VDS= -5V
Figure 1. Output Characteristics
Figure 2. Transfer Characteristics
10
100
1000
0
10
20
30
-VDS-Drain to Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
Tj= 25
℃
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
Qg-Total Gate Charge (nC)
VDS= -15V
ID= -5A
Tj= 25
℃
Figure 3. Capacitance Characteristics
Figure 4. Gate Charge
www.bychip.cn
DTM4606
v6.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com