データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TXB0604DYY データシート (PDF) - Texas Instruments

TXB0604DYY Datasheet PDF - Texas Instruments
部品番号 TXB0604DYY
ダウンロード  TXB0604DYY ダウンロード
ファイルサイズ   2526.73 Kbytes
ページ   47 Pages
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
部品情報 TXB0604 Auto-Bidirectional Level Translator for High-Speed Interfaces

TXB0604DYY Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TXB0604DYY Datasheet PDF - Texas Instruments

部品番号 TXB0604DYY
ダウンロード  TXB0604DYY Click to download

ファイルサイズ   2526.73 Kbytes
ページ   47 Pages
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
部品情報 TXB0604 Auto-Bidirectional Level Translator for High-Speed Interfaces

TXB0604DYY データシート (HTML) - Texas Instruments


TXB0604DYY 製品詳細

1 Features
• 0.9V to 2V on A port and 1.65V to 3.6V on B port
• Maximum data rates:
– >180Mbps (15pF load)
– >118Mbps (100pF load)
• Supports high-speed interfaces such as QSPI, OSPI, eSPI
• No direction control signal needed
• VCC isolation feature: if either VCC input is at GND, all outputs are in the high-impedance state
• Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy inputs
• Output enable (OE) input circuit referenced to VCCA
• I OFF supports partial power-down mode operation
• Latch-up Performance Exceeds 100mA Per JESD 78, Class II
• ESD Protection Exceeds JESD 22
– A Port:
• 2000V Human-Body Model (A114-B)
• 1000V Charged-Device Model (C101)
– B Port:
• 2000V Human-Body Model (A114-B)
• 1000V Charged-Device Model (C101)




同様の部品番号 - TXB0604DYY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TXB0604DYY TI2-TXB0604DYY Datasheet
1Mb / 38P
TXB0604 345Mbps Auto-Bidirectional Level Translator for High-Speed Interfaces
OCTOBER 2025
TXB0604DYY TI2-TXB0604DYY Datasheet
2Mb / 45P
TXB0604 Auto-Bidirectional Level Translator for High-Speed Interfaces
REVISED MARCH 2026
More results


同様の説明 - TXB0604DYY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
LSF0101 TI1-LSF0101 Datasheet
1Mb / 39P
Channel Bidirectional Multi-Voltage Level Translator
TXS0102 TI1-TXS0102_16 Datasheet
1Mb / 33P
2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator
logo
Union Semiconductor, In...
UM3301 UNIONSEMI-UM3301 Datasheet
371Kb / 13P
1-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Auto Direction Sensing
logo
Texas Instruments
TXB0108 TI1-TXB0108_16 Datasheet
1Mb / 32P
TXB0108 8-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator with Auto-Direction Sensing
LSF0102-Q1 TI1-LSF0102-Q1 Datasheet
405Kb / 18P
Automotive 2-Channel Auto Bidirectional Multi-Voltage Level Translator
LSF0204-Q1 TI1-LSF0204-Q1 Datasheet
477Kb / 21P
Automotive Qualified 4-Bit Auto-Bidirectional Multi-Voltage Level Translator
logo
Unisonic Technologies
UVXS0102 UTC-UVXS0102 Datasheet
220Kb / 11P
2-BIT BIDIRECTIONAL VOLTAGE-LEVEL TRANSLATOR
logo
STMicroelectronics
ESDX051-2BU3 STMICROELECTRONICS-ESDX051-2BU3 Datasheet
370Kb / 11P
2 lines ESD protection in bidirectional for high-speed differential interfaces
08-Dec-2020
logo
Renesas Technology Corp
ISL3034E RENESAS-ISL3034E Datasheet
893Kb / 16P
6-Channel High Speed, Auto-Direction Sensing Logic Level Translator
Nov 7, 2019
logo
Silicon Mitus, Inc.
SM5520 SILICONMITUS-SM5520 Datasheet
404Kb / 2P
2 Bits Bidirectional Voltage Level Translator
April 2021 Rev. 0.0.5
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com