データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EL816M データシート (PDF) - Everlight Electronics Co., Ltd

EL816M Datasheet PDF - Everlight Electronics Co., Ltd
部品番号 EL816M
ダウンロード  EL816M ダウンロード
ファイルサイズ   508.12 Kbytes
ページ   15 Pages
メーカー  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
ホームページ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd
部品情報 4 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER

EL816M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
EL816M Datasheet PDF - Everlight Electronics Co., Ltd

部品番号 EL816M
ダウンロード  EL816M Click to download

ファイルサイズ   508.12 Kbytes
ページ   15 Pages
メーカー  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
ホームページ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd
部品情報 4 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER

EL816M データシート (HTML) - Everlight Electronics Co., Ltd


EL816M 製品詳細

Description 
  The EL816 series of devices each consist of an infrared emitting diodes, optically coupled to a phototransistor
detector. They are packaged in a 4-pin DIP package and available in wide-lead spacing and SMD option.

Features:
•Current transfer ratio
  (CTR: 50~600% at IF=5mA, VCE=5V)
  (CTR: 63~320% at IF=10mA, VCE=5V)
• High isolation voltage between inputs and output (Viso=5000 V rms)
•Creepage distance >7.62 mm
• Operating temperature up to +110°C
• Compact small outline package
•Pb free and RoHS compliant.
• UL approved (No. E214129)
• VDE approved (No. 132249)
• SEMKO approved
• NEMKO approved
• DEMKO approved
• FIMKO approved
• CSA approved (No. 1143607)

Applications
• Programmable controllers
• System appliances, measuring instruments
• Telecommunication equipments
• Home appliances, such as fan heaters, etc.
• Signal transmission between circuits of different potentials and impedances




同様の部品番号 - EL816M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Everlight Electronics C...
EL816MY EVERLIGHT-EL816MY Datasheet
1,018Kb / 15P
4 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
May 13, 2013
More results


同様の説明 - EL816M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Everlight Electronics C...
EL816MY EVERLIGHT-EL816MY Datasheet
1,018Kb / 15P
4 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
May 13, 2013
EL-817C EVERLIGHT-EL-817C Datasheet
722Kb / 14P
4 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
EL817MB EVERLIGHT-EL817MB Datasheet
722Kb / 14P
4 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
EL817MC EVERLIGHT-EL817MC Datasheet
722Kb / 14P
4 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TPC816 TSC-TPC816 Datasheet
489Kb / 10P
200mW, 4 PIN DIP Phototransistor Photocoupler
logo
Everlight Electronics C...
EL617-G EVERLIGHT-EL617-G Datasheet
820Kb / 12P
4 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
EL816 EVERLIGHT-EL816_18 Datasheet
807Kb / 13P
4 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
EL817 EVERLIGHT-EL817_16 Datasheet
854Kb / 13P
4 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
EL817-G EVERLIGHT-EL817-G_16 Datasheet
857Kb / 13P
4 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
EL817-G EVERLIGHT-EL817-G_17 Datasheet
797Kb / 12P
4 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com