データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SPT9712AIP データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

SPT9712AIP Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 SPT9712AIP
ダウンロード  SPT9712AIP ダウンロード
ファイルサイズ   48.02 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 12-BIT, 100 MWPS ECL D/A CONVERTER

SPT9712AIP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SPT9712AIP Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 SPT9712AIP
ダウンロード  SPT9712AIP Click to download

ファイルサイズ   48.02 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 12-BIT, 100 MWPS ECL D/A CONVERTER

SPT9712AIP データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor


SPT9712AIP 製品詳細

GENERAL DESCRIPTION

The SPT9712 is a 12-bit, 100 MWPS digital-to-analog converter designed for direct digital synthesis, high resolution imaging, and arbitrary waveform generation applications.

This device is pin-for-pin compatible with the AD9712 with significantly improved performance. The only difference between the SPT9712 and the AD9712 is that the Latch Enable (LE, pin 26) for the SPT9712 is rising-edge triggered (see figure 1), whereas the Latch Enable (LE, pin 26) for the AD9712 functions in the transparent mode.

The SPT9712 is an ECL-compatible device. It features a fast settling time of 13 ns and low glitch impulse energy of 15 pV-s, which results in excellent spurious-free dynamic range characteristics.

The SPT9712 is available in a 28-lead PLCC package in the industrial temperature range (–40 to +85 °C).



FEATURES

• 12-Bit, 100 MWPS digital-to-analog converter

• ECL compatibility

• Low power: 600 mW

• 1/2 LSB DNL

• 40 MHz multiplying bandwidth

• Industrial temperature range

• Superior performance over AD9712

   – Improved settling time of 13 ns

   – Improved glitch energy 15 pV-s

   – Master-slave latches



APPLICATIONS

• Fast frequency hopping spread spectrum radios

• Direct sequence spread spectrum radios

• Microwave and satellite modems

• Test & measurement instrumentation



 




同様の部品番号 - SPT9712AIP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT9712AIP CADEKA-SPT9712AIP Datasheet
137Kb / 7P
12-BIT, 100 MWPS ECL D/A CONVERTER
More results


同様の説明 - SPT9712AIP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
SPT5510 FAIRCHILD-SPT5510 Datasheet
61Kb / 8P
16-BIT, 200 MWPS ECL D/A CONVERTER
SPT9713 FAIRCHILD-SPT9713 Datasheet
48Kb / 7P
12-BIT, 100 MWPS TTL D/A CONVERTER
logo
List of Unclassifed Man...
SPT7870 ETC1-SPT7870 Datasheet
83Kb / 8P
10-BIT, 100 MSPS ECL A/D CONVERTER
SPT7910 ETC2-SPT7910 Datasheet
94Kb / 11P
12-BIT, 10 MSPS, ECL, A/D CONVERTER
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT5310 CADEKA-SPT5310 Datasheet
2Mb / 8P
12-BIT, 250 MWPS ECL D/A CONVERTER
SPT5510 CADEKA-SPT5510 Datasheet
165Kb / 8P
16-BIT, 200 MWPS ECL D/A CONVERTER
SPT9712 CADEKA-SPT9712 Datasheet
137Kb / 7P
12-BIT, 100 MWPS ECL D/A CONVERTER
SPT9713 CADEKA-SPT9713 Datasheet
137Kb / 7P
12-BIT, 100 MWPS TTL D/A CONVERTER
logo
Analog Devices
5962-9316401MXA AD-5962-9316401MXA Datasheet
258Kb / 12P
12-Bit 100 kSPS A/D Converter
REV. C
AD1674JRZ AD-AD1674JRZ Datasheet
258Kb / 12P
12-Bit 100 kSPS A/D Converter
REV. C
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com