データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SPT9712AIP データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 SPT9712AIP
部品情報  12-BIT, 100 MWPS ECL D/A CONVERTER
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

SPT9712AIP データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  SPT9712AIP Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor SPT9712AIP Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor SPT9712AIP Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor SPT9712AIP Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor SPT9712AIP Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor SPT9712AIP Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor SPT9712AIP Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
2/15/01
SPT9712
Figure 1 – Timing Diagram
–1.3 V
Latch
Enable
tPWL
tH
tS
tPWH
OUT+
OUT–
1/2 LSB
tST
1 LSB
–1.3 V
tD
Data Inputs
15,25
12,21
0.1 µF
0.1 µF
0.001 µF
0.001 µF
23
RL
RL
14
16
24
RSet
19
20
18
17
20 W
AVEE
IOut
IOut
RSet
Control
Amp In
Ref Out
Control
Amp Out
Ref In
D1 (MSB)
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12 (LSB)
LE
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
26
DGND AGND Ref GND
System
GND
0.1 µF
–5.2 V
VOut
Clock
Input
SPT9712
27
13
22
DVEE
N/C
10 µF
0.1 µF
Figure 2 – Typical Interface Circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com