データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC215P-F データシート (PDF) - Panasonic Semiconductor

部品番号 TC215P-F
部品情報  Snap Switches Capable of 15 A Switching
ファイルサイズ   872.65 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

TC215P-F データシート (PDF) - Panasonic Semiconductor



同様の部品番号 - TC215P-F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
TC215P-F PANASONIC-TC215P-F Datasheet
1Mb / 21P
Snap Switches Capable of 15A Switching
TC215P-F PANASONIC-TC215P-F Datasheet
690Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
TC215P-F PANASONIC-TC215P-F Datasheet
802Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
2013.09
TC215P-F PANASONIC-TC215P-F Datasheet
9Mb / 24P
TOGGLE SWITCH
More results


同様の説明 - TC215P-F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
E-SWITCH
LS0851503F040C2A E-SWITCH-LS0851503F040C2A Datasheet
279Kb / 3P
SNAP ACTION SWITCHES
logo
Panasonic Semiconductor
AV4424 PANASONIC-AV4424 Datasheet
120Kb / 5P
ONE OF THE SMALLEST SNAP-ACTION SWITCHES
logo
Omron Electronics LLC
G9EJ-1-E OMRON-G9EJ-1-E Datasheet
587Kb / 6P
Compact DC Power Relays Capable of Switching 400 V 15 A DC loads
G7L-X OMRON-G7L-X Datasheet
138Kb / 4P
Compact Power Relay Capable of Switching 1,000 VDC Loads
logo
Panasonic Semiconductor
T-10 PANASONIC-T-10 Datasheet
386Kb / 7P
Multi-purpose Snap Switches capable of 10 A
T-15 PANASONIC-T-15 Datasheet
1Mb / 21P
Snap Switches Capable of 15A Switching
logo
TE Connectivity Ltd
SAJ1 TEC-SAJ1 Datasheet
323Kb / 3P
Snap Action Switches
SAJ2 TEC-SAJ2 Datasheet
604Kb / 4P
Snap Action Switches
SAJ3 TEC-SAJ3 Datasheet
675Kb / 5P
Snap Action Switches
logo
C&K Components
DSSNAP CK-COMPONENTS-DSSNAP Datasheet
229Kb / 3P
Interlock Snap Switches
31 oct 16
More results

リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com