データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HNTS100 データシート(PDF) 5 Page - Inolux Corporation

部品番号 HNTS100
部品情報  1.0 Single Digit Numeric Display
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INOLUX [Inolux Corporation]
ホームページ  http://www.inolux-corp.com/index.php
Logo INOLUX - Inolux Corporation

HNTS100 データシート(HTML) 5 Page - Inolux Corporation

  HNTS100 Datasheet HTML 1Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 2Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 3Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 4Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 5Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 6Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 7Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 8Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 9Page - Inolux Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
1.0” Single Digit
Seven Segment Numeric Display
HNTS100 Series
Official Product
HNTS100 Series
Customer Part No.
Data Sheet No.
****************
****************
HNTS100 Series
Specifications are subject to change without notice. Data and
drawings herein are copyrighted.
May 02, 2013
Version of 1.0
Page
5/17
Features
1.0” (26mm) Digit Height
Through Hole Display
Black Face , White Segment
RoHS Compliant, Pb Free
Note: Dimension is in millimeters. Tolerance is ±0.25mm unless otherwise noted.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com