データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HNTS100 データシート(PDF) 8 Page - Inolux Corporation

部品番号 HNTS100
部品情報  1.0 Single Digit Numeric Display
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INOLUX [Inolux Corporation]
ホームページ  http://www.inolux-corp.com/index.php
Logo INOLUX - Inolux Corporation

HNTS100 データシート(HTML) 8 Page - Inolux Corporation

Back Button HNTS100 Datasheet HTML 4Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 5Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 6Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 7Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 8Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 9Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 10Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 11Page - Inolux Corporation HNTS100 Datasheet HTML 12Page - Inolux Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
1.0” Single Digit
Seven Segment Numeric Display
HNTS100 Series
Official Product
HNTS100 Series
Customer Part No.
Data Sheet No.
****************
****************
HNTS100 Series
Specifications are subject to change without notice. Data and
drawings herein are copyrighted.
May 02, 2013
Version of 1.0
Page
8/17
Electrical and Optical Characteristic
(Ta= 25°C )
Product
Emission
Color
IF (mA)
VF (V)
λ (nm)
IV (mcd)
IR (µA)
Typ.
Max.
λd
Δλ
Typ.
Max
HNTS100UBCA/
HNTS100UBCC
Blue
20
3.2
4.0
470
30
100
10
(VR=8V)
6.4
8.0
(VR=16V)
HNTS100UTGA/
HNTS100UTGC
True
Green
20
3.2
4.0
525
30
220
10
(VR=8V)
6.4
8.0
(VR=16V)
HNTS100UYGA/
HNTS100UYGC
Yellow
Green
20
2.1
2.6
571
20
35
10
(VR=5V)
4.2
5.2
(VR=10V)
HNTS100UYA/
HNTS100UYC
Yellow
20
2.0
2.6
590
20
70
10
(VR=5V)
4.0
5.2
(VR=10V)
HNTS100UAA/
HNTS100UAC
Amber
20
2.0
2.6
606
35
70
10
(VR=5V)
4.0
5.2
(VR=10V)
HNTS100URA/
HNTS100URC
Hyper
Red
20
2.0
2.6
625
20
70
10
(VR=5V)
4.0
5.2
(VR=10V)
HNTS100USRA/
HNTS100USRC
Super
Red
20
2.0
2.6
639
20
50
10
(VR=5V)
4.0
5.2
(VR=10V)
Luminous Intensity tolerance = +/- 15%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com