データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LAE6SF データシート(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LAE6SF
部品情報  Power TOPLED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAE6SF データシート(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LAE6SF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
2013-10-02
1
2013-10-02
Power TOPLED
Datasheet
Version 1.2
LA E6SF
PowerTOPLED, a powerful member of the TOPLED
family. Thanks to their high luminous efficacy, the
LEDs are ideal for rear light clusters and indicators on
vehicles and for display panels for traffic control
systems.
PowerTOPLED, ein leistungsstarkes Mitglied der
TOPLED Familie. Dank der hohen Lichtausbeute
eignen sie sich ideal für Heckleuchten und Indikatoren
an Fahrzeugen und für Display-Panels in
Verkehrsleitsysteme.
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: white PLCC-4 package, colorless clear
silicone resin
• Gehäusetyp: weisses PLCC-4 Gehäuse,
farbloser, klarer Silikon Verguss
• Technology: InGaAlP Thinfilm
• Technologie: InGaAlP Thinfilm
• Viewing angle at 50 % IV: 120° (Lambertian
Emitter)
• Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° (Lambertscher
Strahler)
• Color: amber (617 nm)
• Farbe: amber (617 nm)
Applications
Anwendungen
• Signaling
• Signalanlagen
• Backlighting
• Hinterleuchtung
• Automotive Lighting Interior and Exterior
• Automobilbeleuchtung innen und außen
• Signal and Symbol Luminary
• Signal- und Symbolleuchten


同様の部品番号 - LAE6SF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LAE63B OSRAM-LAE63B Datasheet
369Kb / 21P
Traffic lights
LAE63F OSRAM-LAE63F Datasheet
594Kb / 22P
Signaling
LAE63F OSRAM-LAE63F Datasheet
405Kb / 22P
Power TOPLED Lens
LAE63F-V1AB-1-1+FBGB-24-1 OSRAM-LAE63F-V1AB-1-1+FBGB-24-1 Datasheet
405Kb / 22P
Power TOPLED Lens
LAE63F OSRAM-LAE63F_16 Datasheet
405Kb / 22P
Power TOPLED Lens
More results

同様の説明 - LAE6SF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LS-E6SF-V2BA-1-1-Z OSRAM-LS-E6SF-V2BA-1-1-Z Datasheet
492Kb / 21P
Power TOPLED
LAE67B OSRAM-LAE67B_13 Datasheet
440Kb / 19P
Power TOPLED
LAE67F OSRAM-LAE67F Datasheet
591Kb / 21P
Power TOPLED
LAETSF OSRAM-LAETSF Datasheet
612Kb / 21P
Power TOPLED
LAETSF OSRAM-LAETSF_17 Datasheet
626Kb / 21P
Power TOPLED
LSE6SF OSRAM-LSE6SF Datasheet
492Kb / 21P
Power TOPLED
LSE67B OSRAM-LSE67B_13 Datasheet
439Kb / 19P
Power TOPLED
LSE67F OSRAM-LSE67F Datasheet
439Kb / 20P
Power TOPLED
LTE67C OSRAM-LTE67C_17 Datasheet
607Kb / 21P
Power TOPLED
LAE67F OSRAM-LAE67F_14 Datasheet
548Kb / 21P
Power TOPLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com