データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LAE6SF データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LAE6SF
部品情報  Power TOPLED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAE6SF データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LAE6SF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAE6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 1.2
LA E6SF
2013-10-02
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 20
Durchlassspannungsgruppen 3)Seite 20
Dominant Wavelength Groups 2) page 20
Dominant Wellenlängengruppen 2) Seite 20
Group
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Flux 6) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1)Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 6) Seite 20
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
BB
2240
2800
7560
CA
2800
3550
9530
CB
3550
4500
12080
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
3A
1.90
2.05
3B
2.05
2.20
4A
2.20
2.35
4B
2.35
2.50
Group
amber
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
2
612
616
3
616
620
4
620
624
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com