| データシートサーチシステム |
|
L9680 データシート(PDF) 62 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9680 データシート(HTML) 62 Page - STMicroelectronics |
|
62 / 277 page ![]() 1 1000000 $C0 R/W SAF_RESP_TARGET_8 Safing record response target X 1 1000001 $C1 R/W SAF_RESP_TARGET_9 X 1 1000010 $C2 R/W SAF_RESP_TARGET_10 X 1 1000011 $C3 R/W SAF_RESP_TARGET_11 X 1 1000100 $C4 R/W SAF_RESP_TARGET_12 X 1 1000101 $C5 R/W SAF_RESP_TARGET_13 X 1 1000110 $C6 R/W SAF_RESP_TARGET_14_pt1 X 1 1000111 $C7 R/W SAF_RESP_TARGET_14_pt2 X 1 1001000 $C8 R/W SAF_RESP_TARGET_15_pt1 X 1 1001001 $C9 R/W SAF_RESP_TARGET_15_pt2 X 1 1001010 $CA R/W SAF_RESP_TARGET_16_pt1 X 1 1001011 $CB R/W SAF_RESP_TARGET_16_pt2 X 1 1001100 $CC R/W SAF_DATA_MASK_1 Safing record data mask X 1 1001101 $CD R/W SAF_DATA_MASK_2 X 1 1001110 $CE R/W SAF_DATA_MASK_3 X 1 1001111 $CF R/W SAF_DATA_MASK_4 X 1 1010000 $D0 R/W SAF_DATA_MASK_5 X 1 1010001 $D1 R/W SAF_DATA_MASK_6 X 1 1010010 $D2 R/W SAF_DATA_MASK_7 X 1 1010011 $D3 R/W SAF_DATA_MASK_8 X 1 1010100 $D4 R/W SAF_DATA_MASK_9 X 1 1010101 $D5 R/W SAF_DATA_MASK_10 X 1 1010110 $D6 R/W SAF_DATA_MASK_11 X 1 1010111 $D7 R/W SAF_DATA_MASK_12 X 1 1011000 $D8 R/W SAF_DATA_MASK_13 X Table 6. Global SPI register map (continued) GID RID / WID Hex R/W Name Description Operating State(1) Init Diag Ssafing Scrap Arming |