| データシートサーチシステム |
|
DS3153N データシート(PDF) 56 Page - Dallas Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DS3153N データシート(HTML) 56 Page - Dallas Semiconductor |
|
56 / 60 page ![]() DS3151/DS3152/DS3153/DS3154 Single/Dual/Triple/Quad DS3/E3/STS-1 LIUs 56 of 60 Figure 14-6. DS3153 CPU Bus Mode Pin Assignment A1 RLOS1 A2 RXN1 A3 RXP1 A4 N.C. A5 T3MCLK A6 TXN3 A7 TXP3 A8 TCLK3 A9 TPOS3 A10 RCLK3 A11 PRBS3 A12 RLOS3 B1 PRBS1 B2 RTS1 B3 N.C. B4 N.C. B5 WR B6 RD B7 CS B8 TTS3 B9 TNEG3 B10 RPOS3 B11 RTS3 B12 RXN3 C1 RCLK1 C2 RPOS1 C3 RNEG1 C4 N.C. C5 INT C6 MOT C7 ALE C8 N.C. C9 TDM3 C10 RNEG3 C11 N.C. C12 RXP3 D1 TPOS1 D2 TNEG1 D3 TDM1 D4 JTRST D5 JTMS D6 VDD D7 VSS D8 N.C. D9 N.C. D10 N.C. D11 N.C. D12 N.C. E1 TCLK1 E2 TTS1 E3 D0 E4 JTCLK E5 VDD E6 VDD E7 VSS E8 VSS E9 HW E10 N.C. E11 N.C. E12 E3MCLK F1 TXP1 F2 D1 F3 D2 F4 VDD F5 VDD F6 VDD F7 VSS F8 VSS F9 VSS F10 N.C. F11 N.C. F12 TXN2 G1 TXN1 G2 D3 G3 D4 G4 VSS G5 VSS G6 VSS G7 VDD G8 VDD G9 VDD G10 N.C. G11 N.C. G12 TXP2 H1 RST H2 D5 H3 D6 H4 JTDI H5 VSS H6 VSS H7 VDD H8 VDD H9 N.C. H10 N.C. H11 TTS2 H12 TCLK2 J1 N.C. J2 N.C. J3 D7 J4 JTDO J5 TEST J6 VSS J7 VDD J8 HIZ J9 N.C. J10 TDM2 J11 TNEG2 J12 TPOS2 K1 N.C. K2 N.C. K3 N.C. K4 N.C. K5 N.C. K6 A0 K7 A2 K8 A4 K9 N.C. K10 RNEG2 K11 RPOS2 K12 RCLK2 L1 N.C. L2 N.C. L3 N.C. L4 N.C. L5 N.C. L6 A1 L7 A3 L8 A5 L9 N.C. L10 N.C. L11 RTS2 L12 PRBS2 M1 N.C. M2 N.C. M3 N.C. M4 N.C. M5 N.C. M6 N.C. M7 N.C. M8 STMCLK M9 N.C. M10 RXP2 M11 RXN2 M12 RLOS2 High-Speed Analog High-Speed Digital Low-Speed Digital VDD VSS |