データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LRH9PP データシート(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LRH9PP
部品情報  OSLON Black Flat
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRH9PP データシート(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LRH9PP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 22 page
background image
Version 1.7
LR H9PP
2016-11-09
7
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) page 21
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) Seite 21
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA
Radiation Characteristics 5) page 21
Abstrahlcharakteristik 5) Seite 21
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
LR H9PP
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel
: red
: Vλ
LR H9PP
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com