データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LRH9PP データシート(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LRH9PP
部品情報  OSLON Black Flat
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRH9PP データシート(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LRH9PP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LRH9PP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
2016-11-09
8
Version 1.7
LR H9PP
Forward Current 5) page 21 , 6) page 21
Durchlassstrom 5) Seite 21 , 6) Seite 21
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Flux 5) page 21 , 6) page 21
Relativer Lichtstrom 5) Seite 21 , 6) Seite 21
ΦV/ΦV(350 mA) = f(IF); TS = 25 °C
LR H9PP
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
VF [V]
200
400
600
800
1000
IF [mA]
LR H9PP
20
0
40
0
60
0
80
0
10
00
20
IF [mA]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
ΦV
ΦV(350mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com