| データシートサーチシステム |
|
HT16511 データシート(PDF) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT16511 データシート(HTML) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
2 / 12 page ![]() Pin Assignment Pad Assignment Chip Size: 103.5 ´ 70.5 (mil) 2 * The IC substrate should be connected to VSS in the PCB layout artwork. HT16511 Rev. 1.10 2 September 18, 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 S W 1 S W 2 S W 3 D O D I C L K C S K 0 K 1 N C K 2 K 3 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 S 1 8 / G 1 1 V E E S 1 9 / G 1 0 S 2 0 / G 9 G 8 G 7 G 6 V D D H T 1 6 5 1 1 5 2 Q F P - A 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 S W 4 S 1 3 / G 1 6 S 1 4 / G 1 5 S 1 5 / G 1 4 S 1 6 / G 1 3 S 1 7 / G 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 ( 0 , 0 ) O S C S W 1 S W 2 S W 3 S W 4 D O D I C L K K 0 K 1 K 2 K 3 C S S 1 8 / G 1 1 S 1 7 / G 1 2 S 1 6 / G 1 3 S 1 5 / G 1 4 S 1 4 / G 1 5 S 1 3 / G 1 6 G 7 G 8 S 2 0 / G 9 S 1 9 / G 1 0 V E E V D D G 6 G 5 |