データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BL8040 データシート(PDF) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

部品番号 BL8040
部品情報  High Efficiency 1.2MHz 30V Boost LED Driver
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
ホームページ  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL8040 データシート(HTML) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL8040 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL8040 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL8040 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL8040 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
www.belling.com.cn
3
BL8040
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0
1
2
3
4
5
6
CE Pin Voltage (V)
CE pin Bias Current VS. EN pin Voltage
(Vin=VCE)
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0
1
2
3
4
5
6
Supply Voltage (V)
Quiescent Current VS. Supply Voltage
(VCE=0V)
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
2
3
4
5
6
Supply Voltage (V)
FB Pin Voltage VS. Supply Voltage
Vout=18V
Vout=15V
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2.5
3.5
4.5
5.5
Supply Voltage (V)
Efficiency VS. Output Current (4LEDS)
Iout=25mA
Iout=60mA
Iout=100mA
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
4
10
16
22
28
Output Voltage(V)
Max. Output Current VS. Output Voltage
Vin=2.5V
Vin=3.0V
Vin=5.0V
Vin=3.5V
Vin=4.2V
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
Supply Voltage (V)
FB Pin Voltage VS. Supply Voltage
6串9并
6串8并



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com