データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BL8040 データシート(PDF) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

部品番号 BL8040
部品情報  High Efficiency 1.2MHz 30V Boost LED Driver
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
ホームページ  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL8040 データシート(HTML) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL8040 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL8040 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL8040 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL8040 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
www.belling.com.cn
4
BL8040
PWM BRIGHTNESS DIMMING CONTROL at EN PIN
When EN pin is forced a PWM signal with frequency higher than 20KHz, the chip is in dimming mode. The internal
circuit changes the feedback voltage according to the duty cycle of the PWM signal. The feedback voltage (Vfb) is
simply defined as below:
Vfb=250mV x Duty Cycle (%)
To shut down the chip, one has to make the EN signal low, and keep its low state for more than 2.5ms.
PACKAGE INFORMATION
Package
SOT-23-6
Devices per reel
3000Pcs
Unit
mm
Package dimension:



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com